Part Number Hot Search : 
2N5679 14518B0 DS536 PC2508 M29W64 TKE0309D PCA955 31290
Product Description
Full Text Search
 

To Download IPW60R041P6 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  mosfet metaloxidesemiconductorfieldeffecttransistor coolmos?p6 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 datasheet rev.2.0 final powermanagement&multimarket
2 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet to-247 1description coolmos?isarevolutionarytechnologyforhighvoltagepower mosfets,designedaccordingtothesuperjunction(sj)principleand pioneeredbyinfineontechnologies.coolmos?p6seriescombinesthe experienceoftheleadingsjmosfetsupplierwithhighclassinnovation. theoffereddevicesprovideallbenefitsofafastswitchingsjmosfet whilenotsacrificingeaseofuse.extremelylowswitchingandconduction lossesmakeswitchingapplicationsevenmoreefficient,morecompact, lighterandcooler. features ?increasedmosfetdv/dtruggedness ?extremelylowlossesduetoverylowfomrdson*qgandeoss ?veryhighcommutationruggedness ?easytouse/drive ?pb-freeplating,halogenfreemoldcompound ?qualifiedforindustrialgradeapplicationsaccordingtojedec(j-std20 andjesd22) applications pfcstages,hardswitchingpwmstagesandresonantswitchingstages fore.g.pcsilverbox,adapter,lcd&pdptv,lighting,server,telecom andups. pleasenote:formosfetparallelingtheuseofferritebeadsonthegate orseparatetotempolesisgenerallyrecommended. table1keyperformanceparameters parameter value unit v ds @ t j,max 650 v r ds(on),max 41 m w q g.typ 170 nc i d,pulse 267 a e oss @400v 20.5 j body diode di/dt 300 a/s type/orderingcode package marking relatedlinks IPW60R041P6 pg-to 247 6r041p6 see appendix a d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
3 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet tableofcontents description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 electrical characteristics diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 test circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 package outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 appendix a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
4 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 2maximumratings at t j =25c,unlessotherwisespecified table2maximumratings values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition continuous drain current 1) i d - - - - 77.5 49.0 a t c =25c t c =100c pulsed drain current 2) i d,pulse - - 267 a t c =25c avalanche energy, single pulse e as - - 1954 mj i d =13.4a; v dd =50v; see table 10 avalanche energy, repetitive e ar - - 2.96 mj i d =13.4a; v dd =50v; see table 10 avalanche current, repetitive i ar - - 13.4 a - mosfet dv/dt ruggedness dv/dt - - 100 v/ns v ds =0...400v gate source voltage (static) v gs -20 - 20 v static; gate source voltage (dynamic) v gs -30 - 30 v ac (f>1 hz) power dissipation (non fullpak) to-247 p tot - - 481 w t c =25c storage temperature t stg -55 - 150 c - operating junction temperature t j -55 - 150 c - mounting torque (non fullpak) to-247 - - - 60 ncm m3 and m3.5 screws continuous diode forward current i s - - 67.2 a t c =25c diode pulse current 2) i s,pulse - - 267 a t c =25c reverse diode dv/dt 3) dv/dt - - 15 v/ns v ds =0...400v, i sd <= i s , t j =25c see table 8 maximum diode commutation speed di f /dt - - 300 a/ m s v ds =0...400v, i sd <= i s , t j =25c see table 8 1) limited by t j max . maximum duty cycle d=0.75 2) pulse width t p limited by t j,max 3) identicallowsideandhighsideswitchwithidentical r g d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
5 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 3thermalcharacteristics table3thermalcharacteristics(nonfullpak)to-247 values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition thermal resistance, junction - case r thjc - - 0.26 c/w - thermal resistance, junction - ambient r thja - - 62 c/w leaded soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads t sold - - 260 c 1.6mm (0.063 in.) from case for 10s d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
6 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 4electricalcharacteristics at t j =25c,unlessotherwisespecified table4staticcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition drain-source breakdown voltage v (br)dss 600 - - v v gs =0v, i d =1ma gate threshold voltage v (gs)th 3.5 4.0 4.5 v v ds = v gs , i d =2.96ma zero gate voltage drain current i dss - - - 10 5 - m a v ds =600, v gs =0v, t j =25c v ds =600, v gs =0v, t j =150c gate-source leakage current i gss - - 100 na v gs =20v, v ds =0v drain-source on-state resistance r ds(on) - - 0.037 0.096 0.041 - w v gs =10v, i d =35.5a, t j =25c v gs =10v, i d =35.5a, t j =150c gate resistance r g - 1 - w f =1mhz,opendrain table5dynamiccharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition input capacitance c iss - 8180 - pf v gs =0v, v ds =100v, f =1mhz output capacitance c oss - 310 - pf v gs =0v, v ds =100v, f =1mhz effective output capacitance, energy related 1) c o(er) - 260 - pf v gs =0v, v ds =0...400v effective output capacitance, time related 2) c o(tr) - 1200 - pf i d =constant, v gs =0v, v ds =0...400v turn-on delay time t d(on) - 29 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =44.4a, r g =1.7 w ;seetable9 rise time t r - 27 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =44.4a, r g =1.7 w ;seetable9 turn-off delay time t d(off) - 90 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =44.4a, r g =1.7 w ;seetable9 fall time t f - 5 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =44.4a, r g =1.7 w ;seetable9 table6gatechargecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition gate to source charge q gs - 50 - nc v dd =400v, i d =44.4a, v gs =0to10v gate to drain charge q gd - 59 - nc v dd =400v, i d =44.4a, v gs =0to10v gate charge total q g - 170 - nc v dd =400v, i d =44.4a, v gs =0to10v gate plateau voltage v plateau - 6.1 - v v dd =400v, i d =44.4a, v gs =0to10v 1)  c o(er) isafixedcapacitancethatgivesthesamestoredenergyas c oss while v ds isrisingfrom0to400v 2)  c o(tr) isafixedcapacitancethatgivesthesamechargingtimeas c oss while v ds isrisingfrom0to400v d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
7 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet table7reversediodecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition diode forward voltage v sd - 0.9 - v v gs =0v, i f =44.4a, t j =25c reverse recovery time t rr - 630 - ns v r =400v, i f =44.4a,d i f /d t =100a/s; see table 8 reverse recovery charge q rr - 19 - c v r =400v, i f =44.4a,d i f /d t =100a/s; see table 8 peak reverse recovery current i rrm - 56 - a v r =400v, i f =44.4a,d i f /d t =100a/s; see table 8 d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
8 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 5electricalcharacteristicsdiagrams diagram1:powerdissipation t c [c] p tot [w] 0 25 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 p tot =f( t c ) diagram2:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =25c; d =0;parameter: t p diagram3:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =80c; d =0;parameter: t p diagram4:max.transientthermalimpedance t p [s] z thjc [k/w] 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 single pulse z thjc =f( t p );parameter: d=t p / t d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
9 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet diagram5:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 40 80 120 160 200 240 280 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =25c;parameter: v gs diagram6:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =125c;parameter: v gs diagram7:typ.drain-sourceon-stateresistance i d [a] r ds(on) [ w ] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 20 v 5.5 v 6 v 6.5 v 7 v 10 v r ds(on) =f( i d ); t j =125c;parameter: v gs diagram8:drain-sourceon-stateresistance t j [c] r ds(on)  [ w ] -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 98% typ r ds(on) =f( t j ); i d =35.5a; v gs =10v d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
10 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet diagram9:typ.transfercharacteristics v gs [v] i d [a] 0 2 4 6 8 10 12 14 0 50 100 150 200 250 300 150 c 25 c i d =f( v gs ); v ds =20v;parameter: t j diagram10:typ.gatecharge q gate [nc] v gs [v] 0 50 100 150 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 480 v 120 v v gs =f( q gate ); i d =44.4apulsed;parameter: v dd diagram11:forwardcharacteristicsofreversediode v sd [v] i f [a] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 10 -1 10 0 10 1 10 2 25 c 125 c i f =f( v sd );parameter: t j diagram12:avalancheenergy t j [c] e as [mj] 25 50 75 100 125 150 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 e as =f( t j ); i d =13.4a; v dd =50v d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
11 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet diagram13:drain-sourcebreakdownvoltage t j [c] v br(dss) [v] -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 v br(dss) =f( t j ); i d =1ma diagram14:typ.capacitances v ds [v] c [pf] 0 100 200 300 400 500 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 ciss coss crss c =f( v ds ); v gs =0v; f =1mhz diagram15:typ.cossstoredenergy v ds [v] e oss [j] 0 100 200 300 400 500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 e oss = f (v ds ) d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
12 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 6testcircuits table8diodecharacteristics table9switchingtimes table10unclampedinductiveload d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
13 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 7packageoutlines figure1outlinepg-to247,dimensionsinmm/inches d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
14 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet 8appendixa table11relatedlinks ? ifxcoolmos tm p6webpage:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm p6applicationnote:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm p6simulationmodel:  www.infineon.com ? ifxdesigntools:  www.infineon.com d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
15 600vcoolmos?p6powertransistor IPW60R041P6 rev.2.0,2014-03-07 final data sheet revisionhistory IPW60R041P6 revision:2014-03-07,rev.2.0 previous revision revision date subjects (major changes since last revision) 2.0 2014-03-07 release of final version welistentoyourcomments anyinformationwithinthisdocumentthatyoufeeliswrong,unclearormissingatall?yourfeedbackwillhelpustocontinuously improvethequalityofthisdocument.pleasesendyourproposal(includingareferencetothisdocument)to: erratum@infineon.com publishedby infineontechnologiesag 81726mnchen,germany ?2014infineontechnologiesag allrightsreserved. legaldisclaimer theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics.with respecttoanyexamplesorhintsgivenherein,anytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingtheapplication ofthedevice,infineontechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout limitation,warrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty. information forfurtherinformationontechnology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestinfineon technologiesoffice( www.infineon.com ). warnings duetotechnicalrequirements,componentsmaycontaindangeroussubstances.forinformationonthetypesinquestion, pleasecontactthenearestinfineontechnologiesoffice. theinfineontechnologiescomponentdescribedinthisdatasheetmaybeusedinlife-supportdevicesorsystemsand/or automotive,aviationandaerospaceapplicationsorsystemsonlywiththeexpresswrittenapprovalofinfineontechnologies,ifa failureofsuchcomponentscanreasonablybeexpectedtocausethefailureofthatlife-support,automotive,aviationand aerospacedeviceorsystemortoaffectthesafetyoreffectivenessofthatdeviceorsystem.lifesupportdevicesorsystemsare intendedtobeimplantedinthehumanbodyortosupportand/ormaintainandsustainand/orprotecthumanlife.iftheyfail,itis reasonabletoassumethatthehealthoftheuserorotherpersonsmaybeendangered. d r a i n p i n 2 g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IPW60R041P6

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X